Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LRB6SP Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części LRB6SP
Szczegółowy opis  Exterior Automotive Lighting
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRB6SP Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRB6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRB6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRB6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRB6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRB6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRB6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRB6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRB6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRB6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2017-01-30
2
Version 1.1
LR B6SP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 140 mA
IV [cd]
LR B6SP-CADB-1-1
2.8 ... 7.1
Q65111A3309
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LR B6SP-CADB-1-1 means that
only one group CA, CB, DA, DB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LR B6SP-CADB-1-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LR B6SP-CADB-1-1 means
that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LR B6SP-CADB-1-1 means that only one forward voltage group G3,K3,N3,R3,U3 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LR B6SP-CADB-1-1 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen CA, CB, DA, DB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LR B6SP-CADB-1-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 5). LR B6SP-CADB-1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LR B6SP-CADB-1-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen G3,K3,N3,R3,U3 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21