| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
2SC5841 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SC5841 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor |
|
2 / 3 page ![]() 2SC5841 2 SJD00298AED Rth t PC Ta Safe operation area 0 160 40 120 80 140 20 100 60 0 35 30 25 20 15 10 5 (1) (2) (1) TC = T a (2) Without heat sink Ambient temperature T a (°C) 1 10 100 1 000 0.01 0.1 1 10 100 Non repetitive pulse T C = 25˚C I CP I C 10 ms t = 1 ms t = 1 s Collector-emitter voltage V CE (V) 0.001 1 000 100 10 1 0.01 0.1 0.1 1 000 100 10 1 Time t (s) Ta = 25°C Without heat sink |