| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CWCBLPM1.E1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CWCBLPM1.E1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 23 page ![]() 2015-08-07 2 Version 1.0 CW CBLPM1.E1 Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 22 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 22 Bestellnummer I F = 1000 mA ΦV [lm] CW CBLPM1.E1-MXMZ-R 180 ... 280 Q65111A6933 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R means that only one group MX, MY, MZ will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R means that the device will be shipped within the specified limits. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen MX, MY, MZ enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |