Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TB0199A Arkusz danych (PDF) - Golledge Electronics Ltd

TB0199A Datasheet PDF - Golledge Electronics Ltd
Numer części TB0199A
Pobierz  TB0199A Pobierz
Rozmiar pliku   218.24 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  GOLLEDGE [Golledge Electronics Ltd]
Strona internetowa  http://www.golledge.com
Logo GOLLEDGE - Golledge Electronics Ltd
Szczegółowy opis IF SAW Filter 38.9120 MHz

TB0199A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TB0199A Datasheet PDF - Golledge Electronics Ltd

Numer części TB0199A
Pobierz  TB0199A Click to download

Rozmiar pliku   218.24 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  GOLLEDGE [Golledge Electronics Ltd]
Strona internetowa  http://www.golledge.com
Logo GOLLEDGE - Golledge Electronics Ltd
Szczegółowy opis IF SAW Filter 38.9120 MHz

TB0199A Arkusz danych (HTML) - Golledge Electronics Ltd




Podobny numer części - TB0199A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TB0199A GOLLEDGE-TB0199A Datasheet
486Kb / 4P
IF SAW Filter 38.9120 MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0199A TAI-SAW-TB0199A Datasheet
431Kb / 5P
SAW Filter 38.912 MHz SMD 9.1 X 4.8 mm
More results


Podobny opis - TB0199A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TB0199A GOLLEDGE-TB0199A Datasheet
486Kb / 4P
IF SAW Filter 38.9120 MHz
logo
Oscilent Corporation
820-IF120.0M-C OSCILENT-820-IF120.0M-C Datasheet
270Kb / 2P
120.0 MHz IF SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0692A TAI-SAW-TB0692A Datasheet
287Kb / 4P
IF SAW Filter 35.225 MHz
TB0796A TAI-SAW-TB0796A Datasheet
340Kb / 5P
IF SAW Filter 38 MHz
TB0197A TAI-SAW-TB0197A Datasheet
171Kb / 4P
IF SAW Filter 110.592 MHz
TB0260A TAI-SAW-TB0260A Datasheet
819Kb / 8P
IF SAW Filter 168.5 MHz
TB0410A TAI-SAW-TB0410A Datasheet
275Kb / 7P
IF SAW Filter 200 MHz
logo
Oscilent Corporation
815-IF43.5M-C OSCILENT-815-IF43.5M-C_14 Datasheet
136Kb / 4P
43.5 MHz IF SAW Filter
logo
Golledge Electronics Lt...
MA04889 GOLLEDGE-MA04889 Datasheet
214Kb / 6P
IF SAW Filter 380 MHz
logo
Transko Electronics, In...
TF-011001-SE0 TRANSKO-TF-011001-SE0 Datasheet
500Kb / 3P
110.00 MHz IF SAW Filter
Revision 0: Oct. 2012
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com