Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TB0199A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB0199A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TB0199A
Pobierz  TB0199A Pobierz
Rozmiar pliku   431.75 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 38.912 MHz SMD 9.1 X 4.8 mm

TB0199A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TB0199A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TB0199A
Pobierz  TB0199A Click to download

Rozmiar pliku   431.75 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 38.912 MHz SMD 9.1 X 4.8 mm

TB0199A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TB0199A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TB0199A GOLLEDGE-TB0199A Datasheet
486Kb / 4P
IF SAW Filter 38.9120 MHz
TB0199A GOLLEDGE-TB0199A Datasheet
218Kb / 4P
IF SAW Filter 38.9120 MHz
More results


Podobny opis - TB0199A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Oscilent Corporation
871-IF38.912M-E OSCILENT-871-IF38.912M-E Datasheet
423Kb / 3P
38.912 MHz IF SAW Filter for DAB Application 1.5 MHz Bandwidth
871-IF38.912M-F OSCILENT-871-IF38.912M-F Datasheet
364Kb / 3P
38.912 MHz IF SAW Filter for DAB Application 1.5 MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0209A TAI-SAW-TB0209A Datasheet
229Kb / 4P
SAW Filter 38.912 MHz
logo
API Technologies Corp
SF0240BA03143S APITECH-SF0240BA03143S Datasheet
158Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 4.8 MHz Bandwidth
SF0096BA02394S APITECH-SF0096BA02394S Datasheet
171Kb / 3P
96 MHz SAW Filter 4.8 MHz Bandwidth
logo
Oscilent Corporation
871-IF38.912M-F OSCILENT-871-IF38.912M-F_14 Datasheet
121Kb / 4P
38.912 MHz IF SAW Filter for DAB Application
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0283A TAI-SAW-TB0283A Datasheet
182Kb / 4P
IF SAW Filter 90 MHz ( package 9.1 mm x 4.8 mm )
logo
Transko Electronics, In...
TA38FV TRANSKO-TA38FV Datasheet
467Kb / 3P
38.912 MHz IF SAW Filter for DAB Application
Revision 0: 07. April. 2011
TL1410B TRANSKO-TL1410B Datasheet
405Kb / 3P
Low-Loss 140.00 MHz IF SAW Filter / 9.1 MHz Bandwidth
Revision 1: 29 Oct. 2007
TL7005V TRANSKO-TL7005V Datasheet
435Kb / 3P
70.0 MHz IF SAW Filter / 4.8 MHz Bandwidth
Revision 1: 29 Oct. 2007
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com