Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA38FV Arkusz danych (PDF) - Transko Electronics, Inc.

TA38FV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.
Numer części TA38FV
Pobierz  TA38FV Pobierz
Rozmiar pliku   467.36 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 38.912 MHz IF SAW Filter for DAB Application

TA38FV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA38FV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.

Numer części TA38FV
Pobierz  TA38FV Click to download

Rozmiar pliku   467.36 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 38.912 MHz IF SAW Filter for DAB Application

TA38FV Arkusz danych (HTML) - Transko Electronics, Inc.




Podobny numer części - TA38FV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transko Electronics, In...
TA38004AV TRANSKO-TA38004AV Datasheet
634Kb / 4P
380.00 MHz IF SAW Filter / 4.57 MHz Bandwidth
Revision 0: 10. Jun. 2008
TA382BP TRANSKO-TA382BP Datasheet
342Kb / 4P
Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: January 2009
TA384AP TRANSKO-TA384AP Datasheet
301Kb / 4P
CDMA, RF-Rx SAW Filter
Revision 0: June 2004
logo
Pico Technology Ltd.
TA386 PICO-TA386 Datasheet
6Mb / 28P
PC oscilloscopes and MSOs
logo
Transko Electronics, In...
TA387AP TRANSKO-TA387AP Datasheet
334Kb / 4P
Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: July 2009
More results


Podobny opis - TA38FV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
fujitsu semiconductor
SBF0402GPL FUJITSU-SBF0402GPL Datasheet
72Kb / 4P
IF Filter for DAB
logo
TEMIC Semiconductors
U2759B TEMIC-U2759B Datasheet
141Kb / 9P
IF Signal Processing for DAB
logo
Oscilent Corporation
871-IF38.912M-E OSCILENT-871-IF38.912M-E Datasheet
423Kb / 3P
38.912 MHz IF SAW Filter for DAB Application 1.5 MHz Bandwidth
871-IF38.912M-F OSCILENT-871-IF38.912M-F Datasheet
364Kb / 3P
38.912 MHz IF SAW Filter for DAB Application 1.5 MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0209A TAI-SAW-TB0209A Datasheet
229Kb / 4P
SAW Filter 38.912 MHz
TB0199A TAI-SAW-TB0199A Datasheet
431Kb / 5P
SAW Filter 38.912 MHz SMD 9.1 X 4.8 mm
logo
Oscilent Corporation
813-IF38.912M-E OSCILENT-813-IF38.912M-E Datasheet
324Kb / 4P
38.912MHz IF SAW Filter for DAB Application
813-IF38.912M-F OSCILENT-813-IF38.912M-F Datasheet
128Kb / 4P
38.912MHz IF SAW Filter for DAB Application
871-IF38.912M-E OSCILENT-871-IF38.912M-E_14 Datasheet
318Kb / 4P
38. 912 MHz IF SAW Filter for DAB Application
871-IF38.912M-F OSCILENT-871-IF38.912M-F_14 Datasheet
121Kb / 4P
38.912 MHz IF SAW Filter for DAB Application
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com