Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA2041C Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2041C Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA2041C
Pobierz  TA2041C Pobierz
Rozmiar pliku   531.46 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 806 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)

TA2041C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA2041C Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA2041C
Pobierz  TA2041C Click to download

Rozmiar pliku   531.46 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 806 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)

TA2041C Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TA2041C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TA2041 TOSHIBA-TA2041 Datasheet
464Kb / 13P
SOUND FIELE REPRODUCTION IC
logo
Tripath Technology Inc.
TA2041A TRIPATH-TA2041A Datasheet
330Kb / 19P
FOUR CHANNEL CLASS-T DIGITAL AUDIO AMPLIFIER USING DIGITAL POWER PROCESSING (DPPTM ) TECHNOLOGY
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2041A TAI-SAW-TA2041A Datasheet
502Kb / 9P
SAW Rx Filter 806MHz LTE Band 20 SMD 1109 (30MHz BW)
TA2041B TAI-SAW-TA2041B Datasheet
487Kb / 9P
SAW Filter 806 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)
logo
Toshiba Semiconductor
TA2041F TOSHIBA-TA2041F Datasheet
464Kb / 13P
SOUND FIELE REPRODUCTION IC
More results


Podobny opis - TA2041C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1655A TAI-SAW-TA1655A Datasheet
346Kb / 8P
SAW Filter 806 MHz 30MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1954D TAI-SAW-TA1954D Datasheet
392Kb / 9P
SAW Filter 1582.47 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=46.84 MHz)
TA2041B TAI-SAW-TA2041B Datasheet
487Kb / 9P
SAW Filter 806 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)
TA2042A TAI-SAW-TA2042A Datasheet
508Kb / 9P
SAW Filter 847 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)
TA2042B TAI-SAW-TA2042B Datasheet
940Kb / 10P
SAW Filter 847 MHz Band 20 SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)
TA2448B TAI-SAW-TA2448B Datasheet
888Kb / 8P
SAW Filter 1189 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=50MHz)
TA2471B TAI-SAW-TA2471B Datasheet
541Kb / 8P
SAW Filter 1176.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2543A TAI-SAW-TA2543A Datasheet
726Kb / 8P
SAW Filter 1176.45 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=20MHz)
TA2568A TAI-SAW-TA2568A Datasheet
421Kb / 9P
SAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2637A TAI-SAW-TA2637A Datasheet
790Kb / 9P
SAW Filter 1207.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=83MHz)
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com