Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA2448B Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2448B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA2448B
Pobierz  TA2448B Pobierz
Rozmiar pliku   888.08 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 1189 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=50MHz)

TA2448B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA2448B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA2448B
Pobierz  TA2448B Click to download

Rozmiar pliku   888.08 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 1189 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=50MHz)

TA2448B Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TA2448B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2448A TAI-SAW-TA2448A Datasheet
856Kb / 8P
SAW Filter 1189MHz BW50MHz SMD 1.1x0.9mm
More results


Podobny opis - TA2448B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1770A TAI-SAW-TA1770A Datasheet
432Kb / 7P
SAW Filter 2345 MHz 50MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
TA1954D TAI-SAW-TA1954D Datasheet
392Kb / 9P
SAW Filter 1582.47 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=46.84 MHz)
TA2041B TAI-SAW-TA2041B Datasheet
487Kb / 9P
SAW Filter 806 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)
TA2041C TAI-SAW-TA2041C Datasheet
531Kb / 9P
SAW Filter 806 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)
TA2042A TAI-SAW-TA2042A Datasheet
508Kb / 9P
SAW Filter 847 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)
TA1968B TAI-SAW-TA1968B Datasheet
489Kb / 7P
SAW Filter 2595 MHz 50MHz BW Band38 SMD 1.1X0.9 mm
TA2471B TAI-SAW-TA2471B Datasheet
541Kb / 8P
SAW Filter 1176.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2543A TAI-SAW-TA2543A Datasheet
726Kb / 8P
SAW Filter 1176.45 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=20MHz)
TA2568A TAI-SAW-TA2568A Datasheet
421Kb / 9P
SAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2637A TAI-SAW-TA2637A Datasheet
790Kb / 9P
SAW Filter 1207.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=83MHz)
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com