Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QPQ1288 Arkusz danych (PDF) - Qorvo, Inc

QPQ1288 Datasheet PDF - Qorvo, Inc
Numer części QPQ1288
Pobierz  QPQ1288 Pobierz
Rozmiar pliku   1057.42 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  QORVO [Qorvo, Inc]
Strona internetowa  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
Szczegółowy opis 2345.0 MHz BAW Filter

QPQ1288 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
QPQ1288 Datasheet PDF - Qorvo, Inc

Numer części QPQ1288
Pobierz  QPQ1288 Click to download

Rozmiar pliku   1057.42 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  QORVO [Qorvo, Inc]
Strona internetowa  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
Szczegółowy opis 2345.0 MHz BAW Filter

QPQ1288 Arkusz danych (HTML) - Qorvo, Inc




Podobny numer części - QPQ1288

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Qorvo, Inc
QPQ1281 QORVO-QPQ1281 Datasheet
935Kb / 9P
TDD B40 Band Pass Filter ??70MHz
QPQ1281EVB QORVO-QPQ1281EVB Datasheet
935Kb / 9P
TDD B40 Band Pass Filter ??70MHz
QPQ1281SR QORVO-QPQ1281SR Datasheet
935Kb / 9P
TDD B40 Band Pass Filter ??70MHz
QPQ1281TR7 QORVO-QPQ1281TR7 Datasheet
935Kb / 9P
TDD B40 Band Pass Filter ??70MHz
QPQ1282 QORVO-QPQ1282 Datasheet
792Kb / 12P
LTE Band 1 BAW Duplexer for Small Cells
More results


Podobny opis - QPQ1288

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TriQuint Semiconductor
880367 TRIQUINT-880367 Datasheet
111Kb / 5P
1030 MHz BAW Filter
880370 TRIQUINT-880370 Datasheet
144Kb / 5P
710 MHz BAW Filter
880126 TRIQUINT-880126_15 Datasheet
112Kb / 5P
2106 MHz BAW Filter
880371 TRIQUINT-880371_15 Datasheet
112Kb / 5P
915 MHz BAW Filter
885007 TRIQUINT-885007_15 Datasheet
471Kb / 6P
2436 MHz BAW Filter
885024 TRIQUINT-885024_15 Datasheet
451Kb / 6P
1960 MHz BAW Filter
logo
Golledge Electronics Lt...
MA08932 GOLLEDGE-MA08932 Datasheet
194Kb / 6P
2345.0 MHz SAW Filter
logo
Qorvo, Inc
880543 QORVO-880543 Datasheet
301Kb / 5P
428 MHz BAW Filter
885135 QORVO-885135 Datasheet
575Kb / 8P
2439.5 MHz BAW Filter
880157 QORVO-880157 Datasheet
237Kb / 6P
2560 MHz BAW Filter
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com