Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AOK150V120X2Q Arkusz danych (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AOK150V120X2Q Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
Numer części AOK150V120X2Q
Pobierz  AOK150V120X2Q Pobierz
Rozmiar pliku   833.63 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Szczegółowy opis 1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET

AOK150V120X2Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AOK150V120X2Q Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

Numer części AOK150V120X2Q
Pobierz  AOK150V120X2Q Click to download

Rozmiar pliku   833.63 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Szczegółowy opis 1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET

AOK150V120X2Q Arkusz danych (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors


AOK150V120X2Q Szczegóły Produktu

Features
• Proprietary αSiC MOSFET technology
• Low loss, with low RDS, ON
• Fast switching with low RG and low capacitance
• Optimized gate drive voltage (VGS = 15 V)
• Low reverse recovery diode (Qrr)
• AEC-Q101 Automotive Qualified

Applications
• xEV Charger
• Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)
• Motor Drives
• Automotive Inverters




Podobny numer części - AOK150V120X2Q

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOK150V120X2 AOSMD-AOK150V120X2 Datasheet
828Kb / 9P
1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.0 September 2021
More results


Podobny opis - AOK150V120X2Q

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOK065V120X2 AOSMD-AOK065V120X2 Datasheet
874Kb / 9P
1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.3 March 2022
AOK150V120X2 AOSMD-AOK150V120X2 Datasheet
828Kb / 9P
1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.0 September 2021
AOK20120XSD AOSMD-AOK20120XSD Datasheet
884Kb / 6P
1200 V αSiC Silicon Carbide Schottky Barrier Diode
Rev. 1.1 December 2021
AOM033V120X2 AOSMD-AOM033V120X2 Datasheet
885Kb / 9P
1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.0 June 2021
AOM065V120X2 AOSMD-AOM065V120X2 Datasheet
818Kb / 9P
1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.1 March 2022
AOM015V75X2Q AOSMD-AOM015V75X2Q Datasheet
1Mb / 8P
750 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.2 December 2022
AOK033V120X2 AOSMD-AOK033V120X2 Datasheet
829Kb / 9P
1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.0 June 2021
AOK033V120X2Q AOSMD-AOK033V120X2Q Datasheet
833Kb / 9P
1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.0 June 2021
AOM033V120X2Q AOSMD-AOM033V120X2Q Datasheet
778Kb / 9P
1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.1 June 2021
AOM065V120X2Q AOSMD-AOM065V120X2Q Datasheet
803Kb / 9P
1200 V αSiC Silicon Carbide Power MOSFET
Rev. 1.1 March 2022
More results




O Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductors (AOS) to globalna firma półprzewodników, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji obwodów zintegrowanych zarządzania energią (ICS).
Firma została założona w 1995 roku i ma swoją siedzibę w San Jose w Kalifornii.
AOS zapewnia szeroki zakres rozwiązań do zarządzania energią dla aplikacji w zakresie elektroniki konsumpcyjnej, komputerów, telekomunikacji i systemów przemysłowych.
Firma znana jest z najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych produktów oraz ma silną reputację w branży półprzewodników.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com