Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TSW304 Arkusz danych (PDF) - TELTONIKA NETWORKS.

TSW304 Datasheet PDF - TELTONIKA NETWORKS.
Numer części TSW304
Pobierz  TSW304 Pobierz
Rozmiar pliku   710.48 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  TELTONIKA [TELTONIKA NETWORKS.]
Strona internetowa  https://teltonika-networks.com/
Logo TELTONIKA - TELTONIKA NETWORKS.
Szczegółowy opis NETWRK SWITCH UNMANAGED 5 PORT

TSW304 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TSW304 Datasheet PDF - TELTONIKA NETWORKS.

Numer części TSW304
Pobierz  TSW304 Click to download

Rozmiar pliku   710.48 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  TELTONIKA [TELTONIKA NETWORKS.]
Strona internetowa  https://teltonika-networks.com/
Logo TELTONIKA - TELTONIKA NETWORKS.
Szczegółowy opis NETWRK SWITCH UNMANAGED 5 PORT

TSW304 Arkusz danych (HTML) - TELTONIKA NETWORKS.


TSW304 Szczegóły Produktu

FEATURES
ETHERNET
AN 4xRJ4S ports, 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX
crossover
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Bandwidth (Non-blocking) 8Gbps
Packet buffer 128KB
MAC address table size 2K entries
Jumbo frame support 9216 bytes
POWER
Connector 2-pin industrial power socket
Input voltage range 7-57VDC; 9-40 VAC
POE (passive) Passive PoE. Possibility to power up through first LAN port, not compatible with IEEE802.3af, 802.3at and 802.3bt standards
Power consumption Idle: 0.26 W/ Max: 1.44 W
PHYSICAL INTERFACES (PORTS, LEDS, ANTENNAS, BUTTONS, SIM)
Ethernet 4 RJ4S ports, 10/100/1000 Mbps
Status LEDs 1 x Power LED, 8 x LAN status LEDs
Power 1 % 2-pin industrial power socket
Grounding 1 x Grounding screw
PHYSICAL SPECIFICATION
Casing material Anodized aluminum housing and panels
Dimensions (W x H x D) 102x25x 81.5 mm
Weight 210g
Mounting options Integrated DIN rail bracket, flat surface placement
OPERATING ENVIRONMENT
Operating temperature 40 “C 0 475 °C
Operating humidity 10 % to 90 % non condensing
Ingress Protection Rating 130
CERTIFICATION & APPROVALS
Regulatory CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
SAFETY
Standards EN IEC 62368-1:2020+A11:2020




Podobny numer części - TSW304

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TSW3070 TI-TSW3070 Datasheet
186Kb / 8P
DAC
More results


Podobny opis - TSW304

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Advantech Co., Ltd.
EKI-2525-BE ADVANTECH-EKI-2525-BE Datasheet
373Kb / 2P
5-port Unmanaged Industrial Ethernet Switch
EKI-2525I-BE ADVANTECH-EKI-2525I-BE Datasheet
373Kb / 2P
5-port Unmanaged Industrial Ethernet Switch
EKI-2525-AE ADVANTECH-EKI-2525-AE Datasheet
373Kb / 2P
5-port Unmanaged Industrial Ethernet Switch
logo
ORing Industrial Networ...
TES-150-M12 ORING-TES-150-M12 Datasheet
3Mb / 4P
5-port unmanaged Ethernet switch
TPS-141TX-M12 ORING-TPS-141TX-M12 Datasheet
3Mb / 4P
5-port unmanaged PoE Ethernet switch
TXPS-141XT-M12 ORING-TXPS-141XT-M12 Datasheet
385Kb / 5P
5-port unmanaged PoE Ethernet switch
logo
TELTONIKA NETWORKS.
TSW100 TELTONIKA-TSW100 Datasheet
896Kb / 11P
NETWRK SWITCH-UNMANAGED 5 PORT
TSW110 TELTONIKA-TSW110 Datasheet
947Kb / 11P
NETWRK SWITCH UNMANAGED 5 PORT
TSW200 TELTONIKA-TSW200 Datasheet
1Mb / 7P
NETWRK SWITCH UNMANAGED 8 PORT
TSW210 TELTONIKA-TSW210 Datasheet
894Kb / 7P
NETWRK SWITCH UNMANAGED 8 PORT
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com