Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ISL6211CA Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL6211CA Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części ISL6211CA
Pobierz  ISL6211CA Pobierz
Rozmiar pliku   714.53 Kbytes
Page   16 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Crusoe™ Processor Core-Voltage Regulator

ISL6211CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ISL6211CA Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części ISL6211CA
Pobierz  ISL6211CA Click to download

Rozmiar pliku   714.53 Kbytes
Page   16 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Crusoe™ Processor Core-Voltage Regulator

ISL6211CA Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL6211CA Szczegóły Produktu

Features
• High Efficiency Over Wide Load Range
• Loss-Less Current-Sense Scheme
- Uses MOSFET’s RDS(ON)
- Optional Current-Sense Resistor for Higher Tolerance
Overcurrent Protection
• Powerful Gate Drivers with Adaptive Dead Time
• Summing Current-Mode Control and On-Chip Active
Droop for Optimum Transient Response
• TTL-Compatible 5-Bit Digital Output Voltage Selection
- Wide Range - 0.6VDC to 1.0VDC in 25mV Steps, and
from 1.0VDC to 1.75VDC in 50mV Steps
- “On-the-Fly” VID code change with customer
programmable slew rate
• Alternative Input to Set Output Voltage During Start-up or
Power Saving Modes
• Selectable Forced Continuous Conduction Mode of
Operation
• Power-Good Output Voltage Monitor
• No Negative Core Voltage on Turn-off
• Over-Voltage, Under-Voltage and Over-Current Fault
Monitors
• 300/600kHz Selectable Switching Frequency




Podobny numer części - ISL6211CA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Intersil Corporation
ISL6211CA INTERSIL-ISL6211CA Datasheet
257Kb / 16P
Crusoe??Processor Core-Voltage Regulator
November 2001
ISL6211CA-T INTERSIL-ISL6211CA-T Datasheet
257Kb / 16P
Crusoe??Processor Core-Voltage Regulator
November 2001
More results


Podobny opis - ISL6211CA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Semtech Corporation
MP54C SEMTECH-MP54C Datasheet
29Kb / 3P
PENTIUM PROCESSOR VOLTAGE REGULATOR MODULE
MP55C SEMTECH-MP55C Datasheet
23Kb / 3P
PENTIUM PROCESSOR P55C VOLTAGE REGULATOR MODULE
MP60-F SEMTECH-MP60-F Datasheet
20Kb / 4P
KLAMATH PROCESSOR VOLTAGE REGULATOR MODULE
logo
Fairchild Semiconductor
FAN5250 FAIRCHILD-FAN5250 Datasheet
469Kb / 17P
Mobile Processor Core-Voltage Regulator
logo
Intersil Corporation
ISL6211 INTERSIL-ISL6211 Datasheet
257Kb / 16P
Crusoe??Processor Core-Voltage Regulator
November 2001
logo
Texas Instruments
OMAP5910 TI-OMAP5910 Datasheet
1Mb / 166P
DUAL-CORE PROCESSOR
logo
AAEON Technology
GENE-6330 AAEON-GENE-6330 Datasheet
1Mb / 1P
Onboard Transmeta Crusoe TM5800??Processor
logo
Texas Instruments
OMAP5910JGDY2 TI1-OMAP5910JGDY2 Datasheet
2Mb / 171P
Dual-Core Processor
logo
AAEON Technology
EPIC-ADS7-PUC AAEON-EPIC-ADS7-PUC Datasheet
440Kb / 2P
EPIC System with 12th Generation Intel® Core™ Processor
Features
EPIC-TGH7 AAEON-EPIC-TGH7 Datasheet
504Kb / 2P
EPIC Board with 11th Generation Intel® Xeon™ / Core™ Processor
2022/08/12
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com