Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

8739SEA51V02S Arkusz danych (PDF) - Schneider Electric

8739SEA51V02S Datasheet PDF - Schneider Electric
Numer części 8739SEA51V02S
Pobierz  8739SEA51V02S Pobierz
Rozmiar pliku   64.11 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM

8739SEA51V02S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
8739SEA51V02S Datasheet PDF - Schneider Electric

Numer części 8739SEA51V02S
Pobierz  8739SEA51V02S Click to download

Rozmiar pliku   64.11 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM

8739SEA51V02S Arkusz danych (HTML) - Schneider Electric


8739SEA51V02S Szczegóły Produktu

Main
Product Combination Starter
Type S
Control Circuit Type Separate control circuit
Control Units No control units
Enclosure Type NEMA 12 painted sheet steel with external reset
Auxiliary Contacts Without
Horsepower Rating 20…25 hp 460 V AC
25…30 hp 575 V AC




Podobny numer części - 8739SEA51V02S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
8739SEA52V06 SCHNEIDER-8739SEA52V06 Datasheet
64Kb / 2P
REVERSING COMBINATION STARTER
Jan 15, 2024
More results


Podobny opis - 8739SEA51V02S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
8738SEA11V06 SCHNEIDER-8738SEA11V06 Datasheet
127Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Oct 5, 2023
8738SEA23V06 SCHNEIDER-8738SEA23V06 Datasheet
63Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Oct 5, 2023
8738SEA35V02S SCHNEIDER-8738SEA35V02S Datasheet
64Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Oct 5, 2023
8738SEA43V02S SCHNEIDER-8738SEA43V02S Datasheet
65Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Oct 5, 2023
8738SEG11V08 SCHNEIDER-8738SEG11V08 Datasheet
128Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Oct 5, 2023
8738SEG33V02S SCHNEIDER-8738SEG33V02S Datasheet
129Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Oct 5, 2023
8738SEW11V03 SCHNEIDER-8738SEW11V03 Datasheet
64Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Oct 5, 2023
8738SEW15V03 SCHNEIDER-8738SEW15V03 Datasheet
64Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Oct 5, 2023
8739SEA42V03 SCHNEIDER-8739SEA42V03 Datasheet
63Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Jan 15, 2024
8739SEW42V02S SCHNEIDER-8739SEW42V02S Datasheet
74Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Jan 15, 2024
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com