Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

8739SEA52V06 Arkusz danych (PDF) - Schneider Electric

8739SEA52V06 Datasheet PDF - Schneider Electric
Numer części 8739SEA52V06
Pobierz  8739SEA52V06 Pobierz
Rozmiar pliku   64.09 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis REVERSING COMBINATION STARTER

8739SEA52V06 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
8739SEA52V06 Datasheet PDF - Schneider Electric

Numer części 8739SEA52V06
Pobierz  8739SEA52V06 Click to download

Rozmiar pliku   64.09 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis REVERSING COMBINATION STARTER

8739SEA52V06 Arkusz danych (HTML) - Schneider Electric


8739SEA52V06 Szczegóły Produktu

Main
Product Combination Starter
Type S
Control Circuit Type Common control circuit
Control Units No control units
Enclosure Type NEMA 12 painted sheet steel with external reset
Auxiliary Contacts Without
Horsepower Rating 15…25 hp 200 V AC
15…30 hp 230 V AC
30…50 hp 460 V AC
40…50 hp 575 V AC




Podobny numer części - 8739SEA52V06

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
8739SEA51V02S SCHNEIDER-8739SEA51V02S Datasheet
64Kb / 2P
REVERSING COMBO STARTER 600VAC 90A NEM
Jan 15, 2024
More results


Podobny opis - 8739SEA52V06

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
8538SEG13V02H30S SCHNEIDER-8538SEG13V02H30S Datasheet
103Kb / 2P
COMBINATION STARTER
Feb 6, 2023
8538SDA24V02CP1P2S SCHNEIDER-8538SDA24V02CP1P2S Datasheet
103Kb / 2P
COMBINATION STARTER
Mar 6, 2023
8538SDW14V81CFF4H20P1T SCHNEIDER-8538SDW14V81CFF4H20P1T Datasheet
65Kb / 2P
COMBINATION STARTER
Mar 9, 2023
8738SCA43V80F4T SCHNEIDER-8738SCA43V80F4T Datasheet
118Kb / 2P
COMBINATION STARTER
Sep 27, 2023
8738SCA44V81F4T SCHNEIDER-8738SCA44V81F4T Datasheet
118Kb / 2P
REVERSING COMBINATION STARTER
Sep 27, 2023
8738SDW36V81A1F4P1T SCHNEIDER-8738SDW36V81A1F4P1T Datasheet
64Kb / 2P
REVERSING COMBINATION STARTER
Oct 5, 2023
8539SCG3V81CF4P21TX11 SCHNEIDER-8539SCG3V81CF4P21TX11 Datasheet
65Kb / 2P
COMBINATION STARTER
Oct 11, 2023
8539SCG3V81CFF4P1P2T SCHNEIDER-8539SCG3V81CFF4P1P2T Datasheet
65Kb / 2P
COMBINATION STARTER
Oct 11, 2023
8739SBG43V01S SCHNEIDER-8739SBG43V01S Datasheet
69Kb / 2P
REVERSING COMBINATION STARTER
Jan 15, 2024
8738SBA13V81A1F4T SCHNEIDER-8738SBA13V81A1F4T Datasheet
73Kb / 2P
REVERSING COMBINATION STARTER
Jan 16, 2024
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com