Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SS13FP Arkusz danych (PDF) - ON Semiconductor

SS13FP Datasheet PDF - ON Semiconductor
Numer części SS13FP
Pobierz  SS13FP Pobierz
Rozmiar pliku   163.72 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers 1 A, 20 V - 150 V

SS13FP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SS13FP Datasheet PDF - ON Semiconductor

Numer części SS13FP
Pobierz  SS13FP Click to download

Rozmiar pliku   163.72 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers 1 A, 20 V - 150 V

SS13FP Arkusz danych (HTML) - ON Semiconductor


SS13FP Szczegóły Produktu

Features
• Larger Cathode Pad for Improved Power Dissipation
• Ultra Thin Profile − Package Height < 1.0 mm
• High Surge Current Capability
• Low Power Loss, High Efficiency
• UL Flammability 94V−0 Classification
• MSL 1 per J−STD−020
• These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant




Podobny numer części - SS13FP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
SS13F PANJIT-SS13F Datasheet
258Kb / 3P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Microdiode Semiconducto...
SS13F CHENDA-SS13F Datasheet
629Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
SS13F ZSELEC-SS13F Datasheet
87Kb / 2P
1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS13F BILIN-SS13F Datasheet
448Kb / 4P
Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
SS13F YIXIN-SS13F Datasheet
129Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Podobny opis - SS13FP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS0520P SECOS-SCS0520P_09 Datasheet
273Kb / 2P
0.5 A, 20 V Schottky Barrier Rectifiers
SCS0520V SECOS-SCS0520V_09 Datasheet
383Kb / 2P
0.5 A, 20 V Schottky Barrier Rectifiers
SCS1100V SECOS-SCS1100V Datasheet
269Kb / 2P
1 A, 100 V Schottky Barrier Rectifiers
SCS0520LP SECOS-SCS0520LP_12 Datasheet
148Kb / 2P
0.5 A, 20 V Schottky Barrier Rectifiers
SM160PT SECOS-SM160PT Datasheet
197Kb / 2P
60 V 1 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SCS160WS SECOS-SCS160WS Datasheet
182Kb / 2P
1 A, 60 V Schottky Barrier Rectifiers
SM140V SECOS-SM140V Datasheet
48Kb / 2P
1 A, 40 V Schottky Barrier Rectifiers
SM3150A SECOS-SM3150A Datasheet
192Kb / 2P
Voltage 150 V 3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
MSCD102 SECOS-MSCD102 Datasheet
177Kb / 3P
Voltage 20 V ~ 60 V 1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
ON Semiconductor
SS22FA ONSEMI-SS22FA Datasheet
145Kb / 6P
Schottky Barrier Rectifiers, Surface Mount, 2 A, 20 V - 150 V
May, 2020 ??Rev. 1
More results




O ON Semiconductor


„ON Semiconductor to firma notowana publicznie, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę produktów półprzewodnikowych dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, komputerowych, towarów konsumpcyjnych, przemysłowych i komunikacyjnych.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Phoenix w Arizonie.
Na półprzewodnikach oferuje szerokie portfolio zarządzania energią, analogowe i dyskretne półprzewodniki, w tym między innymi MOSFETEM, diod, prostowników, regulatorów napięcia.
Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, niezawodne i opłacalne i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w przenośnej elektronice, systemach automatyzacji przemysłowej, systemach energii odnawialnej i elektronice motoryzacyjnej.
Na półprzewodnikach jest zaangażowany w innowacje i satysfakcję klientów i jest zaangażowany w zapewnianie najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów ”.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com