Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RST2016H Arkusz danych (PDF) - Rakon Limited

RST2016H Datasheet PDF - Rakon Limited
Numer części RST2016H
Pobierz  RST2016H Pobierz
Rozmiar pliku   354.98 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  RAKON [Rakon Limited]
Strona internetowa  https://www.rakon.com/
Logo RAKON - Rakon Limited
Szczegółowy opis HIGH TEMPERATURE SMD TCXO/VCTCXO | AUTOMOTIVE AND COMMUNICATIONS

RST2016H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
RST2016H Datasheet PDF - Rakon Limited

Numer części RST2016H
Pobierz  RST2016H Click to download

Rozmiar pliku   354.98 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  RAKON [Rakon Limited]
Strona internetowa  https://www.rakon.com/
Logo RAKON - Rakon Limited
Szczegółowy opis HIGH TEMPERATURE SMD TCXO/VCTCXO | AUTOMOTIVE AND COMMUNICATIONS

RST2016H Arkusz danych (HTML) - Rakon Limited


RST2016H Szczegóły Produktu

Features
 High-end operating temperature up to 105°C
 Frequency stability ±0.5 ppm over extended temperature ranges
 Excellent phase noise performance
 Output: Clipped sinewave, temperature sensor

Applications
 Automotive
 Communications
 Consumer devices
 Wi-Fi




Podobny numer części - RST2016H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rakon Limited
RST2016HC RAKON-RST2016HC Datasheet
385Kb / 2P
High Temperature SMD TCXO/VCTCXO | Automotive and Communications
7 November 2024
More results


Podobny opis - RST2016H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fox Electronics
FOX307H FOX-FOX307H Datasheet
71Kb / 1P
3.0V SMD TCXO/VCTCXO
logo
Connor-Winfield Corpora...
TA5C-020.0M CONNOR-WINFIELD-TA5C-020.0M Datasheet
192Kb / 4P
High Precision TCXO / VCTCXO
TFLD5C-010.0M CONNOR-WINFIELD-TFLD5C-010.0M Datasheet
198Kb / 4P
High Precision TCXO / VCTCXO
logo
Fox Electronics
FOX922GE FOX-FOX922GE Datasheet
230Kb / 2P
2.5V ~ 3.3V SMD TCXO/VCTCXO
logo
Nel Frequency Controls,...
AN-XA32CXXX-X NEL-AN-XA32CXXX-X Datasheet
161Kb / 3P
temperature compensated crystal oscillators (TCXO/VCTCXO)
AN-XC2XXXX-X NEL-AN-XC2XXXX-X Datasheet
162Kb / 3P
temperature compensated crystal oscillators (TCXO/VCTCXO)
logo
Abracon Corporation
ASGTX ABRACON-ASGTX Datasheet
5Mb / 10P
Configurable High Performance SMD TCXO/VCTCXO
10.16.14
logo
Fox Electronics
840C-12-1 FOX-840C-12-1 Datasheet
141Kb / 2P
2.5V ~ 3.3V SMD TCXO/VCTCXO
FOX914B-19.200 FOX-FOX914B-19.200 Datasheet
376Kb / 1P
3.0V Ultra Miniature SMD TCXO/VCTCXO
logo
TEMEX
RIT3225B TEMEX-RIT3225B Datasheet
510Kb / 2P
HIGH STABILITY SMD TCXO GNSS AND COMMUNICATIONS
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com