Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ARSP1726 Arkusz danych (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

ARSP1726 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
Numer części ARSP1726
Pobierz  ARSP1726 Pobierz
Rozmiar pliku   75.28 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Strona internetowa  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Szczegółowy opis RP-SMA PLUG SOLDERLESS R/A LMR195

ARSP1726 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ARSP1726 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

Numer części ARSP1726
Pobierz  ARSP1726 Click to download

Rozmiar pliku   75.28 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Strona internetowa  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Szczegółowy opis RP-SMA PLUG SOLDERLESS R/A LMR195

ARSP1726 Arkusz danych (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


ARSP1726 Szczegóły Produktu

ELECTRICAL:
IMPEDANCE: 50 OHMS
WITHSTAND VOLTAGE: 2500V
FREQUENCY RANGE: 0~6 GHz
VSWR: <1.50 @ 0~6 GHz
DURABILITY: > 500 CYCLE
CABLE RETENTION: > 40 POUNDS

NO SOLDERING REQUIRED FOR CENTER CONDUCTOR.

ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

COMPONENT SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN
ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATION PS-0031.




Podobny numer części - ARSP1726

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infinite Electronics In...
ARSP1728 L-COM-ARSP1728 Datasheet
51Kb / 1P
CON,RP-SMA PLUG EZ LMR195
3/7/13
More results


Podobny opis - ARSP1726

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Amphenol Corporation
135103-01-06.00 AMPHENOL-135103-01-06.00 Datasheet
42Kb / 1P
SMA STRAIGHT PLUG TO SMA R/A PLUG, RG316
135103-02-06.00 AMPHENOL-135103-02-06.00 Datasheet
42Kb / 1P
SMA STRAIGHT PLUG TO SMA R/A PLUG RG174
135103-04-06.00 AMPHENOL-135103-04-06.00 Datasheet
43Kb / 1P
SMA STRAIGHT PLUG TO SMA R/A PLUG RG58
135104-01-06.00 AMPHENOL-135104-01-06.00 Datasheet
41Kb / 1P
SMA R/A PLUG TO SMA R/A PLUG RG316
135104-02-06.00 AMPHENOL-135104-02-06.00 Datasheet
41Kb / 1P
SMA R/A PLUG TO SMA R/A PLUG RG174
135104-03-06.00 AMPHENOL-135104-03-06.00 Datasheet
42Kb / 1P
SMA R/A PLUG TO SMA R/A PLUG RG316 DB
135104-04-06.00 AMPHENOL-135104-04-06.00 Datasheet
42Kb / 1P
SMA R/A PLUG TO SMA R/A PLUG RG58
132339 AMPHENOL-132339 Datasheet
53Kb / 1P
SMA R/A PLUG-PLUG ADAPTER
logo
List of Unclassifed Man...
R300124403 ETC2-R300124403 Datasheet
48Kb / 2P
RP SMA R/A SOLDER TYPE PCB RECEPTACLE
AMPH-S-A0001288908-1 ETC-AMPH-S-A0001288908-1 Datasheet
87Kb / 1P
SMA R/A CRIMP PLUG
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com