Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

30V Arkusz danych (PDF) - HUAAN LIMITED

30V Datasheet PDF - HUAAN LIMITED
Numer części 30V
Pobierz  30V Pobierz
Rozmiar pliku   179.68 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  HUAAN [HUAAN LIMITED]
Strona internetowa  http://www.huaandz.com/
Logo HUAAN - HUAAN LIMITED
Szczegółowy opis 30V Series

30V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
30V Datasheet PDF - HUAAN LIMITED

Numer części 30V
Pobierz  30V Click to download

Rozmiar pliku   179.68 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  HUAAN [HUAAN LIMITED]
Strona internetowa  http://www.huaandz.com/
Logo HUAAN - HUAAN LIMITED
Szczegółowy opis 30V Series

30V Arkusz danych (HTML) - HUAAN LIMITED


30V Szczegóły Produktu

Features
Radial leaded Devices
Operation Current: 0.5A~9A ,Maximum Voltage: 30Vdc,Operating
Operating Temperature:-40℃ to +85℃




Podobny numer części - 30V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shanghai Leiditech Elec...
30V LEIDITECH-30V Datasheet
638Kb / 3P
Smaller size saves board space and cost
logo
Shanghai Yint Electroni...
30V-050 YINT-30V-050 Datasheet
524Kb / 4P
Polymer PTC Resettable 30V Series
logo
Shanghai Leiditech Elec...
30V-050 LEIDITECH-30V-050 Datasheet
638Kb / 3P
Smaller size saves board space and cost
logo
Shanghai Yint Electroni...
30V-075 YINT-30V-075 Datasheet
524Kb / 4P
Polymer PTC Resettable 30V Series
logo
Shanghai Leiditech Elec...
30V-075 LEIDITECH-30V-075 Datasheet
638Kb / 3P
Smaller size saves board space and cost
More results


Podobny opis - 30V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Everlight Electronics C...
JU2024-KM277P5-30515-0G0T EVERLIGHT-JU2024-KM277P5-30515-0G0T Datasheet
2Mb / 29P
30V/15W Series
JU2024-KM307P6-30515-0G0T EVERLIGHT-JU2024-KM307P6-30515-0G0T Datasheet
2Mb / 29P
30V/15W Series
JU2024-KM357P6-30515-0G0T EVERLIGHT-JU2024-KM357P6-30515-0G0T Datasheet
2Mb / 29P
30V/15W Series
JU2024-KM407P6-30515-0G0T EVERLIGHT-JU2024-KM407P6-30515-0G0T Datasheet
2Mb / 29P
30V/15W Series
JU2024-KM457P7-30515-0G0T EVERLIGHT-JU2024-KM457P7-30515-0G0T Datasheet
2Mb / 29P
30V/15W Series
JU2024-KT507P7-30515-0G0T EVERLIGHT-JU2024-KT507P7-30515-0G0T Datasheet
2Mb / 29P
30V/15W Series
JU2024-KT577P7-30515-0G0T EVERLIGHT-JU2024-KT577P7-30515-0G0T Datasheet
2Mb / 29P
30V/15W Series
JU2024-KT657P7-30515-0G0T EVERLIGHT-JU2024-KT657P7-30515-0G0T Datasheet
2Mb / 29P
30V/15W Series
logo
Shanghai Yint Electroni...
PPTC30V YINT-PPTC30V Datasheet
524Kb / 4P
Polymer PTC Resettable 30V Series
logo
HuaXinAn Electronics CO...
JK30050 HUAXINAN-JK30050 Datasheet
372Kb / 5P
Resettable Fuse PTC 30V Series
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com