Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0466A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0466A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TC0466A
Pobierz  TC0466A Pobierz
Rozmiar pliku   358.26 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 435.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm

TC0466A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TC0466A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0466A
Pobierz  TC0466A Click to download

Rozmiar pliku   358.26 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 435.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm

TC0466A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TC0466A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0464A TAI-SAW-TC0464A Datasheet
313Kb / 6P
SAW Resonator 1010MHz
TC0465A TAI-SAW-TC0465A Datasheet
360Kb / 7P
SAW Resonator 316.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
More results


Podobny opis - TC0466A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0217A TAI-SAW-TC0217A Datasheet
337Kb / 4P
SAW Resonator 433.920 MHz SMD 5X5 mm
TC0219A TAI-SAW-TC0219A Datasheet
285Kb / 5P
SAW Resonator 433.92 MHz SMD 3X3 mm
TC0465A TAI-SAW-TC0465A Datasheet
360Kb / 7P
SAW Resonator 316.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
TC0481A TAI-SAW-TC0481A Datasheet
460Kb / 6P
SAW Resonator 418MHz SMD 5.0X3.5 mm
TC0144A TAI-SAW-TC0144A Datasheet
347Kb / 5P
SAW Resonator 868.35 MHz SMD 5X5 mm
TC0185A TAI-SAW-TC0185A Datasheet
289Kb / 4P
SAW Resonator 745.795 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0187A TAI-SAW-TC0187A Datasheet
285Kb / 5P
SAW Resonator 772.420 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0196A TAI-SAW-TC0196A Datasheet
349Kb / 4P
SAW Resonator 868.35 MHz SMD 5X5 mm
TC0207A TAI-SAW-TC0207A Datasheet
353Kb / 4P
SAW Resonator 868.275 MHz SMD 5X5 mm
TC434ED TAI-SAW-TC434ED Datasheet
339Kb / 4P
SAW Resonator 434.420 MHz SMD 5X5 mm
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com