Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0464A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0464A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TC0464A
Pobierz  TC0464A Pobierz
Rozmiar pliku   313.42 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 1010MHz

TC0464A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TC0464A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0464A
Pobierz  TC0464A Click to download

Rozmiar pliku   313.42 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 1010MHz

TC0464A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TC0464A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0465A TAI-SAW-TC0465A Datasheet
360Kb / 7P
SAW Resonator 316.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
TC0466A TAI-SAW-TC0466A Datasheet
358Kb / 6P
SAW Resonator 435.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
More results


Podobny opis - TC0464A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
EPCOS
R960 EPCOS-R960 Datasheet
30Kb / 5P
SAW resonator
logo
Shoulder Electronics Li...
HDRM_TO39 SHOULDER-HDRM_TO39 Datasheet
146Kb / 5P
SAW RESONATOR
HDRM_SMD-20 SHOULDER-HDRM_SMD-20 Datasheet
152Kb / 6P
SAW RESONATOR
logo
Integrated Technology F...
R31101 ITF-R31101 Datasheet
254Kb / 6P
SAW Resonator
2004-04-20
R31451 ITF-R31451 Datasheet
255Kb / 6P
SAW Resonator
2004-04-20
R31801 ITF-R31801 Datasheet
256Kb / 6P
SAW Resonator
2004-04-20
R40731 ITF-R40731 Datasheet
255Kb / 6P
SAW Resonator
R41751 ITF-R41751 Datasheet
252Kb / 6P
SAW Resonator
R44761 ITF-R44761 Datasheet
252Kb / 6P
SAW Resonator
2004-04-20
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LGER433 LUGUANG-LGER433 Datasheet
314Kb / 4P
SAW resonator
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com