Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2N5321 Arkusz danych (PDF) - Micro Commercial Components

2N5321 Datasheet PDF - Micro Commercial Components
Numer części 2N5321
Pobierz  2N5321 Pobierz
Rozmiar pliku   432.06 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MCC [Micro Commercial Components]
Strona internetowa  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Szczegółowy opis Medium Power Silicon NPN Planar Transistor

2N5321 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2N5321 Datasheet PDF - Micro Commercial Components

Numer części 2N5321
Pobierz  2N5321 Click to download

Rozmiar pliku   432.06 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MCC [Micro Commercial Components]
Strona internetowa  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Szczegółowy opis Medium Power Silicon NPN Planar Transistor

2N5321 Arkusz danych (HTML) - Micro Commercial Components


2N5321 Szczegóły Produktu

Features
• VCEO=50V
• ICM=2A
• Ptot=1.0W (Tamb=25°C)
• Rth(jc)max=17.5OC/W, Rth(ja)max = 175°C/W
• Lead Free Finish/RoHS Compliant(Note 1) ("P" Suffix designates
   RoHS Compliant. See ordering information)




Podobny numer części - 2N5321

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
2N5321 STMICROELECTRONICS-2N5321 Datasheet
67Kb / 4P
SMALL SIGNAL NPN TRANSISTORS
Jun-1997
logo
Fairchild Semiconductor
2N5321 FAIRCHILD-2N5321 Datasheet
345Kb / 11P
10 Watt NPN-PNP Silicon Power
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N5321 BOCA-2N5321 Datasheet
75Kb / 2P
SWITCHING TRANSISTORS (NPN SILICON)
logo
Central Semiconductor C...
2N5321 CENTRAL-2N5321 Datasheet
56Kb / 1P
Small Signal Transistors
logo
List of Unclassifed Man...
2N5321 ETC-2N5321 Datasheet
347Kb / 8P
Power Transistors
More results


Podobny opis - 2N5321

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Zetex Semiconductors
BCW66 ZETEX-BCW66 Datasheet
39Kb / 2P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
BCX41 ZETEX-BCX41 Datasheet
47Kb / 1P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
BSR42 ZETEX-BSR42 Datasheet
34Kb / 1P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
BSR43 ZETEX-BSR43 Datasheet
34Kb / 1P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
FCX491 ZETEX-FCX491 Datasheet
16Kb / 1P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
FCX491A ZETEX-FCX491A Datasheet
16Kb / 1P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
FZT755 ZETEX-FZT755 Datasheet
88Kb / 2P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
BC639 ZETEX-BC639 Datasheet
25Kb / 1P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
GTM CORPORATION
GMBT1036 GTM-GMBT1036 Datasheet
486Kb / 2P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
FMMT449 BILIN-FMMT449 Datasheet
195Kb / 4P
NPN Silicon Planar Medium Power Transistor
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com