Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LG-M47K Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części LG-M47K
Szczegółowy opis  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-M47K Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LG-M47K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2012-06-15
2
LG M47K
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LG M47K-G1H2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen G1, G2,
H1 oder H2enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LG M47K-G1H2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LG M47K-G1H2-24 means that only one group G1, G2, H1 or H2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LG M47K-G1H2-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke1) Seite 15
Luminous
Intensity1) page 15
I
F = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstrom2) Seite 15
Luminous
Flux2) page 15
I
F = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LG M47K-G1H2-24
LG M47K-H1J2-24
LG M47K-G1J2-24
green
1.80 ... 4.50
2.80 ... 7.10
1.80 ... 7.10
9 (typ.)
14 (typ.)
13 (typ.)
Q65110A2402
Q65110A2086
Q65110A2403
Vergleichstabelle für 10 mA
Correllation Table for 10 mA
Typ
Type
I
F = 2 mA
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
I
F = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstärke
2)
Seite 15
Luminous
Intensity
2) page 15
I
F = 10 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
I
F = 10 mA
ΦV (mlm)
LG M47K-G1H2-24
LG M47K-H1J2-24
LG M47K-G1J2-24
green
1.80 ... 4.50
2.80 ... 7.10
1.80 ... 7.10
20 (typ.)
35 (typ.)
30 (typ.
60 (typ.)
105 (typ.)
90 (typ.
Siehe auch Grafik auch Seite 7 / Please see also graph on page 7
⇒



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com