Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LG-M47K Arkusz danych(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Numer części LG-M47K
Szczegółowy opis  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-M47K Arkusz danych(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LG-M47K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
2012-06-15
4
LG M47K
Kennwerte
Characteristics
(
T
A = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Value
Einheit
Unit
Wellenlänge des emittierten Lichtes
(typ.)
Wavelength at peak emission
I
F = 2 mA
λ
peak
572
nm
Dominantwellenlänge5) Seite 15
Dominant wavelength5) page 15
I
F = 2 mA
λ
dom
570*
–4/+5
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
(typ.)
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
I
F = 2 mA
∆λ
22
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 % IV
2
ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 15
(min.)
Forward voltage6) page 15
(typ.)
I
F = 2 mA
(max.)
V
F
V
F
V
F
1.7
1.8
2.2
V
V
V
Sperrstrom
(typ.)
Reverse current
(max.)
V
R = 12 V
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von
λ
peak
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
peak
I
F = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
λ
peak
0.11
nm/K
Temperaturkoeffizient von
λ
dom
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
dom
I
F = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
λ
dom
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient von
V
F
(typ.)
Temperature coefficient of
V
F
I
F = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
V
– 2.3
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
(typ.)
Optical efficiency
I
F = 2 mA
η
opt
4
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com