| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MIC33M350YMP-TR Arkusz danych(PDF) 8 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MIC33M350YMP-TR Arkusz danych(HTML) 8 Page - Microchip Technology |
|
8 / 32 page ![]() MIC33M350 DS20006348B-page 8 2020-2021 Microchip Technology Inc. TEMPERATURE SPECIFICATIONS Electrical Specifications: unless otherwise specified, SVIN =PVIN =5V; VOUT = 1.0V, COUT =47 µF, TA =+25°C. Boldface values indicate -40°C TJ +125°C. Parameters Sym. Min. Typ. Max. Units Conditions Temperature Ranges Junction Temperature TJ -40 — 125 °C Storage Temperature Range TA -65 — 150 °C Package Thermal Resistances Thermal Resistance, 24-Lead, 3 mm x 4.5 mm QFN JA —+36 — °C/W |