| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STA369BWS Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA369BWS Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 92 page ![]() DocID016861 Rev 7 3/92 STA369BWS Contents 92 6.4.2 Current address multi-byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.4.3 Random address byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.4.4 Random address multi-byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 7 Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7.1 Configuration registers (addr 0x00 to 0x05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 7.1.1 Configuration register A (addr 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 7.1.2 Configuration register B (addr 0x01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.1.3 Configuration register C (addr 0x02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7.1.4 Configuration register D (addr 0x03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.1.5 Configuration register E (addr 0x04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.1.6 Configuration register F (addr 0x05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7.2 Volume control registers (addr 0x06 - 0x0A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7.2.1 Mute/line output configuration register (addr 0x06) . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7.2.2 Master volume register (addr 0x07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7.2.3 Channel 1 volume (addr 0x08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7.2.4 Channel 2 volume (addr 0x09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7.2.5 Channel 3 / line output volume (addr 0x0A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7.3 Audio preset registers (addr 0x0B and 0x0C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 7.3.1 Audio preset register 1 (addr 0x0B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 7.3.2 Audio preset register 2 (addr 0x0C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 7.4 Channel configuration registers (addr 0x0E - 0x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.5 Tone control register (addr 0x11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.6 Dynamic control registers (addr 0x12 - 0x15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.6.1 Limiter 1 attack/release rate (addr 0x12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.6.2 Limiter 1 attack/release threshold (addr 0x13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.6.3 Limiter 2 attack/release rate (addr 0x14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.6.4 Limiter 2 attack/release threshold (addr 0x15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.6.5 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.6.6 Limiter 1 extended attack threshold (addr 0x32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 7.6.7 Limiter 1 extended release threshold (addr 0x33) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7.6.8 Limiter 2 extended attack threshold (addr 0x34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7.6.9 Limiter 2 extended release threshold (addr 0x35) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7.7 User-defined coefficient control registers (addr 0x16 - 0x26) . . . . . . . . . . 59 7.7.1 Coefficient address register (addr 0x16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7.7.2 Coefficient b1 data register bits (addr 0x17 - 0x19) . . . . . . . . . . . . . . . . 59 |