Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH4655 Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH4655
Szczegółowy opis  Engwinklige LED in MIDLED-Gehause
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4655 Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH4655 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Vorl
äufige Daten / Preliminary Data
SFH 4650, SFH 4655
2005-03-083
Aktive Chipfl
äche
Active chip area
A
0.09
mm
2
Abmessungen der aktiven Chipfl
äche
Dimension of the active chip area
L
B
L
W
0.3
0.3
mm
Schaltzeiten, I
e von 10% auf 90% und von 90%
auf 10%, bei
I
F = 100 mA, RL = 50
Switching times,
e from 10% to 90% and from
90% to 10%,
I
F = 100 mA, RL = 50
t
r, tf
12
ns
Durchlassspannung
Forward voltage
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
I
F = 1 A, tp = 100 µs
V
F
V
F
1.5 ( 1.8)
2.4 (< 3.0)
V
V
Sperrstrom
Reverse current
V
R = 3 V
I
R
0.01 ( 10)
A
Gesamtstrahlungsfluss
Total radiant flux
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
e
40
mW
Temperaturkoeffizient von I
e bzw.
e,
I
F = 100 mA
Temperature coefficient of I
e or
e, IF = 100 mA
TC
I
– 0.5
%/K
Temperaturkoeffizient von
V
F, IF = 100 mA
Temperature coefficient of
V
F, IF = 100 mA
TC
V
– 0.7
mV/K
Temperaturkoeffizient von ,
I
F = 100 mA
Temperature coefficient of
,
I
F = 100 mA
TC
+ 0.2
nm/K
Kennwerte (
T
A = 25
C)
Characteristics (cont
’d)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com