Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH4655 Arkusz danych(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH4655
Szczegółowy opis  Engwinklige LED in MIDLED-Gehause
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4655 Arkusz danych(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH4655 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4655 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2005-03-084
Vorl
äufige Daten / Preliminary Data
SFH 4650, SFH 4655
Strahlst
ärke I
e in Achsrichtung
1)
gemessen bei einem Raumwinkel
= 0.01 sr
Radiant Intensity I
e in Axial Direction
at a solid angle of
= 0.01 sr
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
-S
-T
-U
Strahlst
ärke
Radiant intensity
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
Ie min
I
e max
16
32
25
50
40
80
mW/sr
mW/sr
Strahlst
ärke
Radiant intensity
I
F = 1 A, tp = 100
s
Ie typ
200
250
300
mW/sr
1)
Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)
1)
Only one group in one packing unit, (variation lower 2:1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com