| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32U545NET6QTR Arkusz danych(PDF) 113 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U545NET6QTR Arkusz danych(HTML) 113 Page - STMicroelectronics |
|
113 / 283 page ![]() - - 52 B5 - 79 B11 - 52 B6 79 C10 PC11 I/O FT_ha - LPTIM3_IN1, ADF1_SDI0, DCMI_D2/PSSI_D2, OCTOSPI1_NCS, SPI3_MISO, USART3_RX(boot), UART4_RX, TSC_G3_IO3, DCMI_D4/PSSI_D4, SDMMC1_D3, EVENTOUT - - - 53 B6 - 80 C9 - 53 C5 80 B10 PC12 I/O FT_hav - TRACED3, SPI3_MOSI, USART3_CK, UART5_TX, TSC_G3_IO4, DCMI_D9/PSSI_D9, LPGPIO1_P10, SDMMC1_CK, EVENTOUT - -- - - - 81 A11 - - - 81 C9 PD0 I/O FT_h - TIM8_CH4N, SPI2_NSS, FDCAN1_RX, EVENTOUT - -- - - - 82 B10 - - - 82 B9 PD1 I/O FT_h - SPI2_SCK, FDCAN1_TX, EVENTOUT - - - 54 A6 - 83 A10 - 54 B5 83 C8 PD2 I/O FT_h - TRACED2, TIM3_ETR, USART3_RTS_DE, UART5_RX, TSC_SYNC, DCMI_D11/PSSI_D11, LPGPIO1_P7, SDMMC1_CMD, LPTIM4_ETR, EVENTOUT - - - - - - 84 B9 - - - 84 B8 PD3 I/O FT_hv - SPI2_SCK, DCMI_D5/PSSI_D5, SPI2_MISO, MDF1_SDI0, OCTOSPI1_NCS, EVENTOUT - Table 27. STM32U545xx pin/ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |