| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32U545NET6QTR Arkusz danych(PDF) 115 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U545NET6QTR Arkusz danych(HTML) 115 Page - STMicroelectronics |
|
115 / 283 page ![]() - - - - A6 - - - - - - - PG14 I/O FT_fhs (5) LPTIM1_CH2, I2C1_SCL, EVENTOUT - - - - - B7 - - - - - - - VSS S - - - - - - - - A8 - - - - - - - VDDIO2 S - - - - -- - - B9 - - - - - - - PG15 I/O FT_hs (5) LPTIM1_CH1, I2C1_SMBA, OCTOSPI1_DQS, DCMI_D13/PSSI_D13, EVENTOUT - 39 B4 55 A5 C10 89 B6 3955 A5 89A8 PB3 (JTDO/ TRACESWO) I/O FT_fa - JTDO/TRACESWO, TIM2_CH2, LPTIM1_CH1, ADF1_CCK0, I2C1_SDA, SPI1_SCK, SPI3_SCK, USART1_RTS_DE, CRS_SYNC, LPGPIO1_P11, SAI1_SCK_B, EVENTOUT COMP1_INP4 40 B6 56 B4 A10 90 A6 40 56 A4 90 A7 PB4 (NJTRST) I/O FT_fa (4) NJTRST, LPTIM1_CH2, TIM3_CH1, ADF1_SDI0, I2C3_SDA, SPI1_MISO, SPI3_MISO, USART1_CTS, UART5_RTS_DE, TSC_G2_IO1, DCMI_D12/PSSI_D12, LPGPIO1_P12, SAI1_MCLK_B, TIM17_BKIN, EVENTOUT COMP1_INP5 Table 27. STM32U545xx pin/ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |