| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SAM9X60 Arkusz danych(PDF) 23 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SAM9X60 Arkusz danych(HTML) 23 Page - Microchip Technology |
|
23 / 40 page ![]() ...........continued 196-ball BGA rotatethispage90 233-ball BGA Power Rail I/O Type Primary Alternate PIO Peripheral Reset State Signal Dir Signal Dir Func Signal Dir Signal, Dir, PU, PD, HiZ, ST, SEC, FILTER E8, F6, L6 G5, D6, L6, M7, D8 VDDCORE power – – – – – – – – C7 C6 VDDQSPI power – – – – – – – – B10, B12, B14, C12, C15, D14, E14, F14 D15, C16, B17, E11, E12, D13, F13, G13, C14, B15, A16 DDRM_VDD power – – – – – – – – A10, A13, A14, C11, C16, D16, E15, G16 F15, F11, C12, F12, G12, E13, D14, C15, B16, A17 DDRM_VSS ground – – – – – – – – E11, C13, E13, D15, B16, E16, A12 – – NC – – – – – – – – |