| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ES9039SPRO Arkusz danych(PDF) 32 Page - ESS Technology,Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ES9039SPRO Arkusz danych(HTML) 32 Page - ESS Technology,Inc |
|
32 / 95 page ![]() ES9039MPRO & ES9039PRO Product Brief CONFIDENTIAL ADVANCE INFORMATION 0.2.1 ESS TECHNOLOGY, INC. 109 Bonaventura Drive, San Jose, CA 95134, USA Tel (408) 643-8800 • WWW.ESSTECH.COM 32 Test Conditions 2 (unless otherwise noted) TA = 25oC, AVCC_R = AVCC_L = VCCA = AVDD = +3.3V, DVDD= +1.2V, fs = 48kHz, DAC enabled, streaming zeros Parameter Min Typ Max Unit H ardware Mode: 3 (MCLK = 49.152MHz) AVCC_R 13.7 mA AVCC_L 13.7 mA VCCA 1.0 mA AVDD 2.3 mA DVDD 42.3 mA H ardware Mode: 2 (MCLK = 24.576MHz) AVCC_R 7.6 mA AVCC_L 7.6 mA VCCA 0.6 mA AVDD 2.4 mA DVDD 17.1 mA H ardware Mode: 18 (MCLK = 50MHz) AVCC_R 4.0 mA AVCC_L 4.0 mA VCCA 0.5 mA AVDD 0.4 mA DVDD 29.3 mA Table 7 – Power consumption with test conditions 2 |