| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STP08DP05 Arkusz danych(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP08DP05 Arkusz danych(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 30 page ![]() STP08DP05 Package mechanical data 25/30 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.2 0.047 A1 0.15 0.004 0.006 A2 0.8 1 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.0089 D 4.9 5 5.1 0.193 0.197 0.201 D1 1.7 0.067 E 6.2 6.4 6.6 0.244 0.252 0.260 E1 4.3 4.4 4.5 0.169 0.173 0.177 E2 1.5 0.059 e 0.65 0.0256 K0° 8° 0° 8° L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 TSSOP16 EXPOSED PAD MECHANICAL DATA 7419276A |