| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HT45R34 Arkusz danych(PDF) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT45R34 Arkusz danych(HTML) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
36 / 41 page ![]() 20-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 490 ¾ 510 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT45R34 Rev. 1.20 36 October 15, 2007 2 0 1 1 1 1 0 A B C D E F C ' G H a |