Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L7805 Arkusz danych(PDF) 42 Page - STMicroelectronics

Numer części L7805
Szczegółowy opis  Positive voltage regulators
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7805 Arkusz danych(HTML) 42 Page - STMicroelectronics

Back Button L7805 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics L7805 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics L7805 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics L7805 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics L7805 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics L7805 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics L7805 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics L7805 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics L7805 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 52 page
background image
Package mechanical data
L78xx - L78xxC
42/52
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
11.85
0.466
B0.96
1.05
1.10
0.037
0.041
0.043
C
1.70
0.066
D
8.7
0.342
E
20.0
0.787
G
10.9
0.429
N
16.9
0.665
P
26.2
1.031
R
3.88
4.09
0.152
0.161
U
39.5
1.555
V
30.10
1.185
TO-3 mechanical data
P003C/C
R
C
D
A
P
G



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52