Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RM9001AF Arkusz danych(PDF) 3 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

Numer części RM9001AF
Szczegółowy opis  Multi-stage constant current constant power LED control chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  REACTOR [Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.reactor-micro.com
Logo REACTOR - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.

RM9001AF Arkusz danych(HTML) 3 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

  RM9001AF Datasheet HTML 1Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM9001AF Datasheet HTML 2Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM9001AF Datasheet HTML 3Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM9001AF Datasheet HTML 4Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM9001AF Datasheet HTML 5Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM9001AF Datasheet HTML 6Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM9001AF Datasheet HTML 7Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM9001AF Datasheet HTML 8Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM9001AF Datasheet HTML 9Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
多段恒流恒功率 LED 控制芯
RM9001A 规格书
陕西亚成微电子股份有限公司
RM9001A_Rev.17.06
http: // www.reactor-micro.com
- 3-
CP
功率补偿端口
GND
接地(底部 PAD 接地)
典型应用:
1:典型驱动方案
极限参数:
符号
参数
参数范围
S1,S2
电流采样输入电压
-
0.3Vto 7V
TJ
工作结温范围
-
40℃ to 150℃
Tc
工作温度
-
40℃ to 100℃
TSTG
储存温度范围
-
55℃ to 150℃
注:极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并
不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下
的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了
器件性能。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com