Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AS15013.5 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Numer części AS15013.5
Szczegółowy opis  150W Single Output Switching Power Supply
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Strona internetowa  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AS15013.5 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  AS15013.5 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AS15013.5 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
a s - 1 5 0 series
150W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, Ma 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.asTRODYNE.COM
SPECIFICATION
S-150-5
S-150-7.5
S-150-9
S-150-12
S-150-13.5
S-150-15
S-150-24
S-150-27
S-150-48
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
5V
7.5V
9V
12V
13.5V
15V
24V
27V
48V
30A
20A
16.7A
12.5A
11.2A
10A
6.5A
5.6A
3.2A
0�~�30A
0�~�20A
0�~�16.7A
0�~�12.5A
0�~�11.2A
0�~�10A
0�~�6.5A
0�~�5.6A
0�~�3.2A
150W
150W
150.3W
150W
151.2W
150W
156W
151.2W
153.6W
150mVp-p
150mVp-p
180mVp-p
180mVp-p
180mVp-p
180mVp-p
240mVp-p
240mVp-p
240mVp-p
4.5�~�5.5V
6�~�8.3V
8�~�10.4V
10.6�~�13.2V 12�~�15V
13.5�~�16.5V 21�~�28V
24�~�30V
43�~�53V
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.5%
0.5%
0.2%
0.2%
0.2%
100ms,�50ms�at�full�load
28ms�at�full�load
88�~�132VAC/176�~�264VAC�selected�by�switch����������248�~�370VDC
47�~�63Hz
78%
5.75�~�6.75V
80%
8.63�~�10.13V
80%
10.35�~�12.2V
82%
13.8�~�16.2V
83%
15.53�~�18.2V
84%
17.25�~�20.3V
85%
30�~�34.8V
86%
31.1�~�36.45V
87%
55.2�~�64.8V
3.2A/115VAC����������1.6A/230VAC
COLD�START 35A
<3.5mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
286.7K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*110*50mm�(L*W*H)
0.8Kg;�16pcs/13.8Kg/0.95CUFT
File�Name:S-150-SPEC���2005-09-13
SAFETY STANDARDS
UL1012,�UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to��EN55022�(CISPR22)�Class�B
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
150W�Single�Output�Switching�Power�Supply
S - 1 5 0 series
�����������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
����������
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
as150-5
as150-7.5
as150-9
as150-12
as150-13.5 as150-15
as150-24
as150-27
as150-48


Podobny numer części - AS15013.5

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ams AG
AS1501 AMSCO-AS1501 Datasheet
365Kb / 8P
Digital Potentiometer
AS1501 AMSCO-AS1501 Datasheet
405Kb / 14P
Digital Potentiometer
logo
Power-One
AS1501-7R POWER-ONE-AS1501-7R Datasheet
147Kb / 4P
100 Watt DC-DC Converters
logo
ams AG
AS1501-T AMSCO-AS1501-T Datasheet
365Kb / 8P
Digital Potentiometer
AS1501-T AMSCO-AS1501-T Datasheet
405Kb / 14P
Digital Potentiometer
More results

Podobny opis - AS15013.5

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mean Well Enterprises C...
NES-150 MEANWELL-NES-150 Datasheet
423Kb / 2P
150W Single Output Switching Power Supply
SC-150 MEANWELL-SC-150 Datasheet
102Kb / 2P
150W Single Output Switching Power Supply
HLG-150 MEANWELL-HLG-150 Datasheet
316Kb / 6P
150W Single Output Switching Power Supply
CLG-150 MEANWELL-CLG-150_11 Datasheet
577Kb / 5P
150W Single Output Switching Power Supply
S-150 MEANWELL-S-150_10 Datasheet
417Kb / 2P
150W Single Output Switching Power Supply
SC-150 MEANWELL-SC-150_10 Datasheet
425Kb / 2P
150W Single Output Switching Power Supply
CLG-150_1108 MEANWELL-CLG-150_1108 Datasheet
577Kb / 5P
150W Single Output Switching Power Supply
HLG-150 MEANWELL-HLG-150_12 Datasheet
350Kb / 6P
150W Single Output Switching Power Supply
HVG-150 MEANWELL-HVG-150_13 Datasheet
362Kb / 7P
150W Single Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RS-150 TOTAL-POWER-RS-150 Datasheet
495Kb / 2P
150W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com