Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AS15013.5 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Astrodyne Corporation

Numer części AS15013.5
Szczegółowy opis  150W Single Output Switching Power Supply
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Strona internetowa  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AS15013.5 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Astrodyne Corporation

  AS15013.5 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AS15013.5 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
a s - 1 5 0 series
150W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, Ma 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.asTRODYNE.COM
Mechanical�Specification
Derating�Curve
Static�Characteristics�(24V)
File�Name:S-150-SPEC���2005-09-13
Case�No.�906�����Unit:mm
AMBIENT�TEMPERATURE�(
)
20
159
199
100
172
192
5-M3
190.5
3.5
6
7
6
5
4
3
2
1
INPUT�VOLTAGE�(V)�60Hz
-10
-10
0
0
10
20
30
40
50
45
60
55
(VERTICAL)
(HORIZONTAL)
20
40
60
80
100
S-150-5~12�CONVECTION
S-150-15~48�CONVECTION
S-150-5~12�FORCED AIR
1
2
1
2
Terminal�Pin.�No Assignment
Pin�No.
Pin�No.
1
2
4,5
3
6,7
Assignment
Assignment
DC�OUTPUT -V
DC�OUTPUT +V
FG
AC/L
AC/N
INPUT�VOLTAGE�(V)�60Hz
80
160
85
170
90
95
180
100
190
105
200
110
210
115
220
120
230
125
240
250
130
260
28
32
24
20
16
12
8
Ta=25
50
100
200
150
250
300
350
5
150W�Single�Output�Switching�Power�Supply
S - 1 5 0 series



Html Pages

1 2