Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LSA67K Arkusz danych(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

Numer części LSA67K
Szczegółowy opis  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSA67K Arkusz danych(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LSA67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
LS A67K, LO A67K, LY A67K
2006-10-31
8
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (T)
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 25 °C
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 85 °C
OHL01429
0
I
F
T
0
mA
20
40
60
80 ˚C 100
5
10
15
20
25
T
A
T
S
A
T temp. ambient
S
T temp. solder point
=
0.01
0.005
0.05
0.1
0.02
0.5
0.2
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
1
F
I
A
D
P
t
=
D
T
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL02442
T
t
P
I
F
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
=
0.01
0.005
0.05
0.1
0.02
0.5
0.2
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
1
F
I
A
D
P
t
=
D
T
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL02442
T
t
P
I
F
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com