Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LSA67K Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Numer części LSA67K
Szczegółowy opis  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSA67K Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSA67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSA67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS A67K, LO A67K, LY A67K
Hyper SIDELED
®
Hyper-Bright Low Current LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2006-10-31
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung
parallel zur Platine, deshalb ideal zur
Einkopplung in Lichtleiter
Wellenlänge: 630 nm (super-rot),
606 nm (orange), 587 nm (gelb)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: InGaAlP
optischer Wirkungsgrad: 6 lm/W (gelb)
5 lm/W (super-rot), 9 lm/W (orange)
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
optischer Indikator
Einkopplung in Lichtleiter
Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung)
Markierungsbeleuchtung
Signal- und Symbolleuchten
Features
package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: radiation direction
parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in
light guides
wavelength: 630 nm (super-red),
606 nm (orange), 587 nm (yellow)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: InGaAlP
optical efficiency: 6 lm/W (yellow)
5 lm/W (super-red), 9 lm/W (orange)
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
optical indicators
coupling into light guides
backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising)
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
marker lights
signal and symbol luminaire


Podobny numer części - LSA67K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
LSA670 SIEMENS-LSA670 Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
logo
OSRAM GmbH
LSA670 OSRAM-LSA670 Datasheet
428Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Siemens Semiconductor G...
LSA670-HL SIEMENS-LSA670-HL Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LSA670-J SIEMENS-LSA670-J Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LSA670-JM SIEMENS-LSA670-JM Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
More results

Podobny opis - LSA67K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com