Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STM32L496AX Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Numer części STM32L496AX
Szczegółowy opis  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 1MB Flash, 320KB SRAM, USB OTG FS, audio, ext. SMPS
PDF  262 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L496AX Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L496AX Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L496AX Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L496AX Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L496AX Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L496AX Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L496AX Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L496AX Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32L496AX Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32L496AX Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 262 page
background image
DocID029173 Rev 1
9/262
STM32L496xx
List of tables
10
Table 82.
DAC accuracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Table 83.
VREFBUF characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Table 84.
COMP characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Table 85.
OPAMP characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Table 86.
TS characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Table 87.
VBAT monitoring characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Table 88.
VBAT charging characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Table 89.
LCD controller characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Table 90.
DFSDM characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Table 91.
TIMx characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Table 92.
IWDG min/max timeout period at 32 kHz (LSI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Table 93.
WWDG min/max timeout value at 80 MHz (PCLK). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Table 94.
I2C analog filter characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Table 95.
SPI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Table 96.
Quad SPI characteristics in SDR mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Table 97.
QUADSPI characteristics in DDR mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Table 98.
SAI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Table 99.
SD / MMC dynamic characteristics, VDD=2.7 V to 3.6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Table 100. eMMC dynamic characteristics, VDD = 1.71 V to 1.9 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Table 101. USB electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Table 102. Asynchronous non-multiplexed SRAM/PSRAM/NOR read timings . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Table 103. Asynchronous non-multiplexed SRAM/PSRAM/NOR read-NWAIT timings . . . . . . . . . . . 217
Table 104. Asynchronous non-multiplexed SRAM/PSRAM/NOR write timings . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Table 105. Asynchronous non-multiplexed SRAM/PSRAM/NOR write-NWAIT timings. . . . . . . . . . . 219
Table 106. Asynchronous multiplexed PSRAM/NOR read timings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Table 107. Asynchronous multiplexed PSRAM/NOR read-NWAIT timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Table 108. Asynchronous multiplexed PSRAM/NOR write timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Table 109. Asynchronous multiplexed PSRAM/NOR write-NWAIT timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Table 110. Synchronous multiplexed NOR/PSRAM read timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Table 111. Synchronous multiplexed PSRAM write timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Table 112. Synchronous non-multiplexed NOR/PSRAM read timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Table 113. Synchronous non-multiplexed PSRAM write timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Table 114. Switching characteristics for NAND Flash read cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Table 115. Switching characteristics for NAND Flash write cycles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Table 116. DCMI characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Table 117. SWPMI electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Table 118. SD / MMC dynamic characteristics, VDD=2.7 V to 3.6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Table 119. SD / MMC dynamic characteristics, VDD=1.71 V to 1.9 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Table 120. UFBGA169 - 169-ball, 7 x 7 mm, 0.50 mm pitch, ultra fine pitch ball grid
array package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Table 121. UFBGA169 recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Table 122. LQFP144 - 144-pin, 20 x 20 mm low-profile quad flat package
mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Table 123. UFBGA132 - 132-ball, 7 x 7 mm ultra thin fine pitch ball grid array
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Table 124. UFBGA132 recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Table 125. LQPF100 - 100-pin, 14 x 14 mm low-profile quad flat package
mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Table 126. WLCSP100L –4.618 x 4.142 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Table 127. WLCSP100L recommended PCB design rules (0.4 mm pitch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Table 128. LQFP64 - 64-pin, 10 x 10 mm low-profile quad flat



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com