| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32MP151AAA3T Arkusz danych(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP151AAA3T Arkusz danych(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 245 page ![]() DS12500 Rev 1 63/245 STM32MP151A Pinouts, pin description and alternate functions 119 1B1 E3 D2 L3 PD6 I/O FT_ha - TIM16_CH1N, SAI1_D1, DFSDM1_CKIN4, DFSDM1_DATIN1, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, SAI1_SD_A, USART2_RX, FMC_NWAIT, DCMI_D10, LCD_B2, EVENTOUT - - E13 - H13 VDDCORE S - - - - - - - L2 PJ9 I/O FT_h - TRACED15, TIM1_CH3, TIM8_CH1N, UART8_RX, LCD_G2, EVENTOUT - - J5 - M6 VDD_PLL S - - - - - J4 - M5 VSS_PLL S - - - - 1E1 F3 L3 M3 PD14 I/O FT_a - TIM4_CH3, SAI3_MCLK_B, UART8_CTS, FMC_D0/FMC_DA0, EVENTOUT - 1C2 G1 J2 L1 PD15 I/O FT_a - TIM4_CH4, SAI3_MCLK_A, UART8_CTS, FMC_D1/FMC_DA1, LCD_R1, EVENTOUT - E1 F2 K3 M1 PD8 I/O FT_a - DFSDM1_CKIN3, SAI3_SCK_B, USART3_TX, SPDIFRX_IN1, FMC_D13/FMC_DA13, LCD_B7, EVENTOUT - 1C1 G3 K1 M2 PD9 I/O FT_a - DFSDM1_DATIN3, SAI3_SD_B, USART3_RX, FMC_D14/FMC_DA14, DCMI_HSYNC, LCD_B0, EVENTOUT - -- - N8 VDD S - - - - W1 D1 C21 C8 VSS S - - - - - - 1A6 - VDDCORE S - - - - 1D1 H3 1F1 M4 VBAT S - - - - - D4 - C11 VSS S - - - - - - L4 N1 PI8 I/O FT - EVENTOUT RTC_OUT2/ RTC_LSCO, TAMP_IN2/ TAMP_OUT3, WKUP4 Table 7. STM32MP151A pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |