| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32MP151AAA3T Arkusz danych(PDF) 85 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP151AAA3T Arkusz danych(HTML) 85 Page - STMicroelectronics |
|
85 / 245 page ![]() DS12500 Rev 1 85/245 STM32MP151A Pinouts, pin description and alternate functions 119 C9 D9 B10 F12 PB9 I/O FT_fh - HDP7, TIM17_CH1, TIM4_CH4, DFSDM1_DATIN7, I2C1_SDA, SPI2_NSS/I2S2_WS, I2C4_SDA, SDMMC2_CDIR, UART4_TX, SDMMC2_D5, SDMMC1_CDIR, SDMMC1_D5, DCMI_D7, LCD_B7, EVENTOUT - B4 C7 C19 E11 PA15 I/O FT_h - DBTRGI, TIM2_CH1/TIM2_ETR, SAI4_D2, SDMMC1_CDIR, CEC, SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI3_NSS/I2S3_WS, SPI6_NSS, UART4_RTS/UART4_DE, SDMMC2_D5, SDMMC2_CDIR, SDMMC1_D5, SAI4_FS_A, UART7_TX, LCD_R1, EVENTOUT - N17 - 1G7 W17 VSS S - - - - C6 C8 A8 A11 PA9 I/O FT_h - TIM1_CH2, I2C3_SMBA, SPI2_SCK/I2S2_CK, USART1_TX, SDMMC2_CDIR, SDMMC2_D5, DCMI_D0, LCD_R5, EVENTOUT - A3 B5 D11 F11 PB7 I/O FT_fh - TIM17_CH1N, TIM4_CH2, I2C1_SDA, I2C4_SDA, USART1_RX, SDMMC2_D1, DFSDM1_CKIN5, FMC_NL, DCMI_VSYNC, EVENTOUT - - L13 1F5 N14 VDDCORE S - - - - A2 A4 B9 B10 PD1 I/O FT_fh - I2C6_SCL, DFSDM1_DATIN6, I2C5_SCL, SAI3_SD_A, UART4_TX, SDMMC3_D0, DFSDM1_CKIN7, FMC_D3/FMC_DA3, EVENTOUT - - R9 1J6 - VDD S - - - - C5 A3 B8 C10 PD0 I/O FT_fh - I2C6_SDA, DFSDM1_CKIN6, I2C5_SDA, SAI3_SCK_A, UART4_RX, SDMMC3_CMD, DFSDM1_DATIN7, FMC_D2/FMC_DA2, EVENTOUT - - R8 - W19 VSS S - - - - Table 7. STM32MP151A pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |