| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TL750L05CLP.A Arkusz danych(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL750L05CLP.A Arkusz danych(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
|
8 / 28 page ![]() PACKAGE OPTION ADDENDUM www.ti.com 29-May-2025 Orderable part number Status (1) Material type (2) Package | Pins Package qty | Carrier RoHS (3) Lead finish/ Ball material (4) MSL rating/ Peak reflow (5) Op temp (°C) Part marking (6) TL750L10CDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 50L10C TL750L10CDR.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 50L10C TL750L10CLP Active Production TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK Yes SN N/A for Pkg Type 0 to 125 750L10C TL750L10CLP.A Active Production TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK Yes SN N/A for Pkg Type 0 to 125 750L10C TL750L10CLPR Active Production TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R Yes SN N/A for Pkg Type 0 to 125 750L10C TL750L10CLPR.A Active Production TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R Yes SN N/A for Pkg Type 0 to 125 750L10C TL750L12CD Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 50L12C TL750L12CD.A Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 50L12C TL750L12CDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 50L12C TL750L12CDR.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 50L12C TL750L12CLP Active Production TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK Yes SN N/A for Pkg Type 0 to 125 750L12C TL750L12CLP.A Active Production TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK Yes SN N/A for Pkg Type 0 to 125 750L12C TL751L05CD Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L05C TL751L05CD.A Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L05C TL751L05CDE4 Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L05C TL751L05CDG4 Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L05C TL751L05CDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L05C TL751L05CDR.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L05C TL751L10CD Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L10C TL751L10CD.A Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L10C TL751L10CDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L10C TL751L10CDR.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L10C TL751L10CP Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type 0 to 125 TL751L10C TL751L10CP.A Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type 0 to 125 TL751L10C TL751L12CD Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L12C TL751L12CD.A Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L12C TL751L12CDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L12C TL751L12CDR.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L12C TL751L12CDRG4 Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 125 51L12C (1) Status: For more details on status, see our product life cycle. Addendum-Page 2 |