Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STF13NM50N Arkusz danych(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

Numer części STF13NM50N
Szczegółowy opis  N-channel 500V - 0.250廓 - 12A - TO-220/FP - TO-247-I2/D2PAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF13NM50N Arkusz danych(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STF13NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF13NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF13NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF13NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STF13NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STF13NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STF13NM50N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STF13NM50N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STF13NM50N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
STB13NM50N/-1 - STF13NM50N - STP13NM50N - STW13NM50N
Package mechanical data
11/17
TO-220 mechanical data
Dim
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.6
0.62
D1
1.27
0.050
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F1.23
1.32
0.048
0.051
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L3028.90
1.137
∅P
3.75
3.85
0.147
0.151
Q2.65
2.95
0.104
0.116



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17