| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L9347 Arkusz danych(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9347 Arkusz danych(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 29 page ![]() Electrical specifications L9347 12/29 IST Output current status -1 1 mA Tj Junction temperature -40 150 °C Tjc Junction temperature during clamping = 30min = 15min 175 190 °C Table 6. Operating range (continued) Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit |