| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L4981 Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4981 Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 17 page ![]() C7 C8 R8 R7 R6 R14 74 BRIDGE C1 L4981A 15 16 R15 19 C12 D4 D3 C5 T 13 14 C9 R12 3 C11 R13 MOS D5 R17 20 R11 R3 R5 C3 R4 C4 R16 C6 C10 1 R2 R10 R1 R9 D1 6 11 12 17 10 18 9 5 8 2 FUSE Vi C2 + - Vo=400V D93IN029B 85VAC-265VAC D2 RS R21 Figure 9A: L4981A Power Factor Corrector (200W) C1 470nF 400V C2 100 µF 450V C3 2.2nF C4 1nF C5 100 µF 25V C6 1 µF 16V C7 220nF 63V C8 220nF 63V C9 330nF C10 1 µF 16V C11 270pF 400V C12 8.2nF 100V D1 STTA506D D2, D3 1N4148 D4 18V 1/2W D5 BYT11-600 MOS STH/STW15NA50 FUSE = 4A/250V RS 0.07(3 x .22) 1/2W 5% R1 820k Ω 1/4W 1% R2 10k Ω 1/4W 1% R3 1.8k Ω 1/4W 5% R4 1.8k Ω 1/4W 5% R5 18k Ω 1/4W 5% R6 1.2M Ω 1/4W 5% R7 360k Ω 1/4W 5% R8 33k Ω 1/4W 5% R9 1.8M Ω 1/4W 1% R10 21k Ω 1/4W 1% R11 402 Ω 1/4W 1% R12 120k Ω 1/4W 5% R13 27 Ω 1/4W 5% R14 1M Ω 1/4W 1% R15 120k Ω 1/2W 5% R16 30k Ω 1/4W 5% R17 1.8k Ω 4W 1% R21 5.1k Ω 1/4W 1% BRIDGE = 4 x P600M PART LIST T= primary: 88 turns of 12 x 32 AWG (0.2mm) secondary: 9 turns of # 27AWG (0.15mm) core: B1ET3411A THOMSON - CSF gap: 1,6mm for a total primary inductance of 0.9mH fSW = 80kHz PO = 200W VOUT = 400V Irms max = 2.53A VOVP = 442V IPK max = 6.2A L4981A - L4981B 8/17 |