| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L4P5CEU6P Arkusz danych(PDF) 111 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU6P Arkusz danych(HTML) 111 Page - STMicroelectronics |
|
111 / 311 page ![]() 42 42 42 42 57 58 A7 A7 92 92 B5 B5 135 136 C5 C5 PB6 I/O FT _fa - LPTIM1_ETR, TIM4_CH1, TIM8_BKIN2, I2C1_SCL, I2C4_SCL, USART1_TX, TSC_G2_IO3, DCMI_D5/PSSI_D5, LCD_R6, SAI1_FS_B, TIM16_CH1N, EVENTOUT COMP2_INP 43 43 43 43 58 59 B7 D7 93 93 B4 B4 136 137 D5 D5 PB7 I/O FT _fl a - LPTIM1_IN2, TIM4_CH2, TIM8_BKIN, I2C1_SDA, I2C4_SDA, USART1_RX, UART4_CTS, TSC_G2_IO4, DCMI_VSYNC/PSSI_ RDY, LCD_VSYNC, FMC_NL, TIM17_CH1N, EVENTOUT COMP2_INM, PVD_IN 44 44 44 44 59 60 D7 E6 94 94 A4 A4 137 138 E5 E5 PH3- BOOT0 I/O FT - EVENTOUT - Table 15. STM32L4P5xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |