| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L4P5CEU6P Arkusz danych(PDF) 131 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU6P Arkusz danych(HTML) 131 Page - STMicroelectronics |
|
131 / 311 page ![]() Port H PH0 - - - - - - - EVENTOUT PH1 - - - - - - - EVENTOUT PH2 - - - - - - - EVENTOUT PH3 - - - - - - - EVENTOUT PH4 - - PSSI_D14 - - - - EVENTOUT PH5 - - DCMI_PIXCLK/PSSI_ PDCK - - - - EVENTOUT PH6 - - DCMI_D8/PSSI_D8 - - - - EVENTOUT PH7 - - DCMI_D9/PSSI_D9 - - - - EVENTOUT PH8 - - DCMI_HSYNC/PSSI_ DE - - - - EVENTOUT PH9 - - DCMI_D0/PSSI_D0 - - - - EVENTOUT PH10 - - DCMI_D1/PSSI_D1 - - - - EVENTOUT PH11 - - DCMI_D2/PSSI_D2 - - - - EVENTOUT PH12 - - DCMI_D3/PSSI_D3 - - - - EVENTOUT PH13 - CAN1_TX - - - - - EVENTOUT PH14 - - DCMI_D4/PSSI_D4 - - - - EVENTOUT PH15 - - DCMI_D11/PSSI_D11 - - - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/CAN2/SDM MC1/2 CAN1/TSC/LCD CAN2/OTG_FS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/QU ADSPI SDMMC2/LCD/D SI/LCD SDMMC1/2/COM P1/2/TIM1/8/FM C/SWPMI1 SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/1 7/LPTIM2 EVENOUT |