Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M58LR128KB855 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Numonyx B.V

Numer części M58LR128KB855
Szczegółowy opis  128 or 256 Mbit (횞16, multiple bank, multilevel interface, burst) 1.8 V supply Flash memories
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NUMONYX [Numonyx B.V]
Strona internetowa  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58LR128KB855 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Numonyx B.V

  M58LR128KB855 Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M58LR128KB855 Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M58LR128KB855 Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M58LR128KB855 Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M58LR128KB855 Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M58LR128KB855 Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M58LR128KB855 Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M58LR128KB855 Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M58LR128KB855 Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 110 page
background image
M58LR128KT, M58LR128KB, M58LR256KT, M58LR256KB
Contents
3/110
4.5
Clear Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.6
Block Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.7
Blank Check command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.8
Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.9
Buffer Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.10
Buffer Enhanced Factory Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.10.1
Setup phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.10.2
Program and verify phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.10.3
Exit phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.11
Program/Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.12
Program/Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.13
Protection Register Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.14
Set Configuration Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.15
Block Lock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.16
Block Unlock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.17
Block Lock-Down command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.1
Program/Erase Controller status bit (SR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2
Erase suspend status bit (SR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3
Erase/blank check status bit (SR5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.4
Program status bit (SR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.5
VPP status bit (SR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.6
Program suspend status bit (SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.7
Block protection status bit (SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.8
Bank write/multiple word program status bit (SR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6
Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1
Read select bit (CR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2
X latency bits (CR13-CR11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.3
Wait polarity bit (CR10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.4
Data output configuration bit (CR9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.5
Wait configuration bit (CR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.6
Burst type bit (CR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More