| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
R3111Q552B Arkusz danych(PDF) 27 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R3111Q552B Arkusz danych(HTML) 27 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. |
|
27 / 43 page ![]() R3111x 27 R3111E (TO-92) is the discontinued product as of April, 2017. Marking Specification Table (SOT-23-5) R3111Nxx1A R3111Nxx1C R3111Nxx1B Part Number Part Number Part Number R3111N091A R3111N101A R3111N111A R3111N121A R3111N131A R3111N141A R3111N151A R3111N161A R3111N171A R3111N181A R3111N191A R3111N201A R3111N211A R3111N221A R3111N231A R3111N241A R3111N251A R3111N261A R3111N271A R3111N281A R3111N291A R3111N301A R3111N311A R3111N321A R3111N331A R3111N341A R3111N351A R3111N361A R3111N371A R3111N381A R3111N391A R3111N401A R3111N411A R3111N421A R3111N431A R3111N441A R3111N451A R3111N461A R3111N471A R3111N481A R3111N491A R3111N501A R3111N511A R3111N521A R3111N531A R3111N541A R3111N551A R3111N561A R3111N571A R3111N581A R3111N591A R3111N601A 9A 0B 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 0C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 0E 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 0F 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 0G R3111N091C R3111N101C R3111N111C R3111N121C R3111N131C R3111N141C R3111N151C R3111N161C R3111N171C R3111N181C R3111N191C R3111N201C R3111N211C R3111N221C R3111N231C R3111N241C R3111N251C R3111N261C R3111N271C R3111N281C R3111N291C R3111N301C R3111N311C R3111N321C R3111N331C R3111N341C R3111N351C R3111N361C R3111N371C R3111N381C R3111N391C R3111N401C R3111N411C R3111N421C R3111N431C R3111N441C R3111N451C R3111N461C R3111N471C R3111N481C R3111N491C R3111N501C R3111N511C R3111N521C R3111N531C R3111N541C R3111N551C R3111N561C R3111N571C R3111N581C R3111N591C R3111N601C 9H 0J 1J 2J 3J 4J 5J 6J 7J 8J 9J 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 0L 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L 0M 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0N 1N 2N 3N 4N 5N 6N 7N 8N 9N 0P R3111N091B R3111N101B R3111N111B R3111N121B R3111N131B R3111N141B R3111N151B R3111N161B R3111N171B R3111N181B R3111N191B R3111N201B R3111N211B R3111N221B R3111N231B R3111N241B R3111N251B R3111N261B R3111N271B R3111N281B R3111N291B R3111N301B R3111N311B R3111N321B R3111N331B R3111N341B R3111N351B R3111N361B R3111N371B R3111N381B R3111N391B R3111N401B R3111N411B R3111N421B R3111N431B R3111N441B R3111N451B R3111N461B R3111N471B R3111N481B R3111N491B R3111N501B R3111N511B R3111N521B R3111N531B R3111N541B R3111N551B R3111N561B R3111N571B R3111N581B R3111N591B R3111N601B D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 EB EC ED EE EF EG EH EJ EK KB KC KD KE KF KG KH KJ KK QB QC QD QE QF QG QH QJ QK VB VC VD VE VF VG VH VJ VK |